Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SA15-11EWA Arkusz danych(PDF) 5 Page - Kingbright Corporation

Numer części SA15-11EWA
Szczegółowy opis  38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Strona internetowa  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA15-11EWA Arkusz danych(HTML) 5 Page - Kingbright Corporation

  SA15-11EWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA15-11EWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA15-11EWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA15-11EWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation SA15-11EWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SPEC NO: DSAA5264
REV NO: V.11
DATE: MAY/24/2007
PAGE: 5 OF 5
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.L.LI
ERP: 1301000190
PACKING & LABEL SPECIFICATIONS
SA15-11EWA


Podobny numer części - SA15-11EWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
SA15-11EWA KINGBRIGHT-SA15-11EWA Datasheet
671Kb / 5P
   38mm (1.5 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results

Podobny opis - SA15-11EWA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
SC15-11SRWA KINGBRIGHT-SC15-11SRWA Datasheet
215Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC15-11GWA KINGBRIGHT-SC15-11GWA Datasheet
216Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA15-11GWA KINGBRIGHT-SA15-11GWA Datasheet
216Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC15-11YWA KINGBRIGHT-SC15-11YWA Datasheet
216Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SBC15-11EGWA KINGBRIGHT-SBC15-11EGWA Datasheet
296Kb / 7P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SBA15-11EGWA KINGBRIGHT-SBA15-11EGWA Datasheet
296Kb / 7P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC15-11EWA KINGBRIGHT-SC15-11EWA Datasheet
217Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA15-11SRWA KINGBRIGHT-SA15-11SRWA_07 Datasheet
216Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA15-11YWA KINGBRIGHT-SA15-11YWA Datasheet
218Kb / 5P
   38.1mm (1.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
DUG38C SUNLED-DUG38C Datasheet
197Kb / 5P
   38.1mm (1.5) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com