Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NEZ1011-3E Arkusz danych(PDF) 6 Page - NEC

Numer części NEZ1011-3E
Szczegółowy opis  N-CHANNEL GaAs MESFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ1011-3E Arkusz danych(HTML) 6 Page - NEC

Back Button NEZ1011-3E Datasheet HTML 2Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ1011-3E Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
NEZ1011-3E, NEZ1414-3E
[NEZ1414-3E] TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C)
+35
+30
+25
80
70
60
50
40
30
20
10
0
+20
+25
+30
Pin - Input Power - dBm
TEST CONDITIONS
Vds
Ids
: 10 (V)
: 0.7 (A)
OUTPUT POWER, DRAIN CURRENT AND EFFICIENCY
vs. INPUT POWER
Pout
add
η


Podobny numer części - NEZ1011-3E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-3E RENESAS-NEZ1011-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
More results

Podobny opis - NEZ1011-3E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-4E RENESAS-NEZ1011-4E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-5E RENESAS-NEZ1011-5E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NES1823P-100 RENESAS-NES1823P-100 Datasheet
265Kb / 22P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-3E RENESAS-NEZ1011-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
logo
List of Unclassifed Man...
CF300 ETC-CF300 Datasheet
616Kb / 10P
   N- Channel-GaAs-MESFET-Tetrode Depletion Mode
logo
California Eastern Labs
NE72218 CEL-NE72218 Datasheet
37Kb / 5P
   C TO X BAND N-CHANNEL GaAs MESFET
logo
Mimix Broadband
CF001-01 MIMIX-CF001-01_08 Datasheet
364Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
CF003-01 MIMIX-CF003-01 Datasheet
589Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
logo
NEC
NE71383B NEC-NE71383B Datasheet
86Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE71383 CEL-NE71383 Datasheet
90Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com