Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NEZ1414-3E Arkusz danych(PDF) 8 Page - NEC

Numer części NEZ1414-3E
Szczegółowy opis  N-CHANNEL GaAs MESFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ1414-3E Arkusz danych(HTML) 8 Page - NEC

Back Button NEZ1414-3E Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 11Page - NEC NEZ1414-3E Datasheet HTML 12Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
NEZ1011-3E, NEZ1414-3E
[NEZ1414-3E] TYPICAL S-PARAMETERS
MAG. AND ANG.
Vds = 10 V, Ids = 0.7 A
FREQUENCY
S11
S12
S21
S22
GHz
MAG.ANG.MAG.
ANG.MAG.ANG.MAG.ANG.
(deg.)
(deg.)
(deg.)
(deg.)
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
0.719
0.711
0.701
0.692
0.679
0.663
0.644
0.618
0.595
0.563
0.526
0.489
0.456
0.416
0.377
0.343
0.313
0.294
0.279
0.280
0.290
0.311
0.335
0.365
0.399
0.429
0.464
0.494
0.527
0.557
0.585
0.609
0.637
0.662
0.689
0.712
53.886
47.149
40.458
33.576
26.020
18.249
10.160
1.646
–7.111
–16.548
–25.145
–35.526
–46.154
–57.915
–70.286
–85.075
–99.701
–116.892
–134.554
–152.981
–170.788
172.755
157.567
143.616
130.905
119.275
107.553
96.624
85.758
74.761
63.969
53.504
43.075
32.905
23.314
14.183
0.040
0.041
0.045
0.053
0.042
0.049
0.047
0.049
0.064
0.065
0.077
0.075
0.093
0.082
0.103
0.098
0.095
0.100
0.094
0.095
0.097
0.099
0.103
0.107
0.107
0.113
0.103
0.102
0.099
0.092
0.094
0.089
0.090
0.085
0.081
0.077
–21.073
–31.351
–46.830
–65.105
–73.678
–88.910
–103.967
–120.923
–120.017
–145.066
–142.359
–163.290
176.132
162.566
139.665
125.092
111.685
96.429
86.105
74.312
57.873
47.734
30.419
13.941
2.025
–16.130
–30.134
–44.244
–58.636
–72.875
–85.272
–100.362
–114.497
–128.650
–143.080
–158.527
1.623
1.571
1.757
1.859
1.833
2.026
2.086
2.173
2.187
2.210
2.522
2.662
2.337
2.464
2.434
2.275
2.325
2.433
2.439
2.345
2.353
2.331
2.289
2.271
2.246
2.194
2.143
2.107
2.045
1.981
1.914
1.841
1.754
1.652
1.549
1.464
–13.398
–28.325
–33.874
–41.761
–59.610
–70.949
–85.573
–106.664
–118.017
–129.939
–147.418
–157.868
–172.992
172.138
159.722
143.024
129.758
114.563
99.326
84.796
71.364
57.886
43.831
29.748
14.939
4.129E–03
–14.722
–29.373
–44.663
–59.754
–74.732
–89.690
–104.952
–119.894
–134.935
–149.340
0.572
0.550
0.527
0.505
0.485
0.461
0.440
0.417
0.395
0.374
0.352
0.330
0.314
0.290
0.269
0.247
0.224
0.203
0.180
0.158
0.137
0.117
0.097
0.079
0.064
0.051
0.047
0.050
0.063
0.083
0.107
0.135
0.170
0.205
0.242
0.285
138.754
132.075
125.104
118.247
110.343
101.940
93.894
84.674
75.637
65.729
56.686
45.913
34.867
23.930
12.656
0.903
–9.557
–20.611
–31.631
–42.823
–54.744
–67.351
–81.497
–98.629
–119.130
–146.249
179.696
143.024
112.003
88.873
69.553
53.228
39.561
26.756
15.205
5.958


Podobny numer części - NEZ1414-3E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1414-3E RENESAS-NEZ1414-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
More results

Podobny opis - NEZ1414-3E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
NEZ1011-4E RENESAS-NEZ1011-4E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-5E RENESAS-NEZ1011-5E Datasheet
198Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NES1823P-100 RENESAS-NES1823P-100 Datasheet
265Kb / 22P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
NEZ1011-3E RENESAS-NEZ1011-3E Datasheet
199Kb / 14P
   N-CHANNEL GaAs MESFET
1998
logo
List of Unclassifed Man...
CF300 ETC-CF300 Datasheet
616Kb / 10P
   N- Channel-GaAs-MESFET-Tetrode Depletion Mode
logo
California Eastern Labs
NE72218 CEL-NE72218 Datasheet
37Kb / 5P
   C TO X BAND N-CHANNEL GaAs MESFET
logo
Mimix Broadband
CF001-01 MIMIX-CF001-01_08 Datasheet
364Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
CF003-01 MIMIX-CF003-01 Datasheet
589Kb / 3P
   GaAs MESFET Transistor
logo
NEC
NE71383B NEC-NE71383B Datasheet
86Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
logo
California Eastern Labs
NE71383 CEL-NE71383 Datasheet
90Kb / 8P
   L to Ku Band Low Noise N-Channel GaAs MESFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com