Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLC2202ACP Arkusz danych(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Numer części TLC2202ACP
Szczegółowy opis  Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2202ACP Arkusz danych(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2202ACP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLC2202ACP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 64 page
background image
TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, TLC220xY
Advanced LinCMOS
™ LOW-NOISE PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS175 – FEBRUARY 1997
7
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VDD–
–8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input)
±8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO (each output)
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D or P package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values except differential voltages are with respect to the midpoint between VDD + and VDD – .
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and /or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating in not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
A
POWER RATING
ABOVE TA = 25°C
A
POWER RATING
A
POWER RATING
A
POWER RATING
D–8
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
377 mW
145 mW
D–14
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
190 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
JG
1050 mW
8.4 mW/
°C
672 mW
546 mW
210 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
200 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD ±
±2.3
±8
±2.3
±8
±2.3
±8
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD – VDD + – 2.3
VDD – VDD + – 2.3
VDD – VDD + – 2.3
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
–40
85
–55
125
°C


Podobny numer części - TLC2202ACP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLC2202ACP TI-TLC2202ACP Datasheet
944Kb / 62P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2202ACP TI-TLC2202ACP Datasheet
1,017Kb / 66P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2202ACP TI1-TLC2202ACP Datasheet
1Mb / 70P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Podobny opis - TLC2202ACP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLC220X TI1-TLC220X_17 Datasheet
1Mb / 70P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2801Z TI-TLC2801Z Datasheet
198Kb / 13P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE??LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2801 TI1-TLC2801 Datasheet
199Kb / 13P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC220X TI1-TLC220X_15 Datasheet
1Mb / 70P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC220X TI-TLC220X Datasheet
944Kb / 62P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC220X TI-TLC220X_07 Datasheet
1,017Kb / 66P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2654 TI-TLC2654 Datasheet
427Kb / 30P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE LOW-NOISE CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI1-TLC2652_17 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI-TLC2652 Datasheet
474Kb / 31P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652 TI1-TLC2652_15 Datasheet
957Kb / 39P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE PRECISION CHOPPER-STABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com