Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CD54HC4351 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części CD54HC4351
Szczegółowy opis  High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD54HC4351 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CD54HC4351 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD54HC4351 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
4
Absolute Maximum Ratings
Thermal Information
DC Supply Voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to 7V
DC Supply Voltage, VCC - VEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to 10.5V
DC Supply Voltage, VEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5V to -7V
DC Input Diode Current, IIK
For VI < -0.5V or VI > VCC 0.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA
DC Switch Diode Current, IOK
For VI < VEE -0.5V or VI < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC Switch Current, IOK (Note 3)
For VI > VEE -0.5V or VI < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA
DC Output Diode Current, IOK
For VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA
DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO
For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA
DC VCC or Ground Current, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±50mA
Operating Conditions
Temperature Range, TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55
oC to 125oC
Supply Voltage Range, VCC
HC Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 6V
HCT Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V to 5.5V
Supply Voltage Range, VCC - VEE
HC, HCT Types (Figure 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 10V
Supply Voltage Range, VEE
HC, HCT Types (Figure 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V to -6V
DC Input or Output Voltage, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GND to VCC
Analog Switch I/O Voltage, VIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEE (Min)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCC (Max)
Input Rise and Fall Time, tr, tf
2V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000ns (Max)
4.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500ns (Max)
6V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400ns (Max)
Thermal Resistance (Typical, Note 4)
θJA (oC/W)
E (PDIP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
M (SOIC) Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Maximum Junction Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150oC
Maximum Storage Temperature Range . . . . . . . . . .-65oC to 150oC
Maximum Lead Temperature (Soldering 10s) . . . . . . . . . . . . . 300oC
(SOIC - Lead Tips Only)
CAUTION: Stresses above those listed in “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation
of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.
NOTES:
3. In certain applications, the external load-resistor current may include both VCC and signal-line components. To avoid drawing VCC current
when switch current flows into the transmission gate inputs, the voltage drop across the bidirectional switch must not exceed 0.6V (cal-
culated from RON values shown in the DC Electrical Specifications table). No VCC current will flow through RL if the switch current flows
into terminal 3 on the ’HC4351 and CD74HCT4351; terminals 3 and 13 on the CD74HC4352.
4. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
Recommended Operating Area as a Function of Supply Voltage
FIGURE 3.
FIGURE 4.
8
6
4
2
0
VCC - GND
(V)
HC
HCT
02
4
6
8
10 12
VCC - VEE (V)
8
6
4
2
0
VCC - GND
(V)
HC
HCT
0-2-4
-6
-8
VEE - GND (V)
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352


Podobny numer części - CD54HC4351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
CD54HC4351 TI-CD54HC4351 Datasheet
319Kb / 20P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351 TI-CD54HC4351 Datasheet
473Kb / 23P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351F3A TI-CD54HC4351F3A Datasheet
319Kb / 20P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351F3A TI-CD54HC4351F3A Datasheet
473Kb / 23P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351 TI-CD54HC4351_07 Datasheet
473Kb / 23P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
More results

Podobny opis - CD54HC4351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
CD54HC4351 TI-CD54HC4351_07 Datasheet
473Kb / 23P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD74HC4351 TI-CD74HC4351 Datasheet
96Kb / 15P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4351 TI-CD54HC4351 Datasheet
319Kb / 20P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers with Latch
CD54HC4051 TI-CD54HC4051_10 Datasheet
784Kb / 30P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC4051 TI-CD54HC4051_07 Datasheet
521Kb / 30P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC405 TI-CD54HC405 Datasheet
465Kb / 26P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC4051 TI-CD54HC4051_04 Datasheet
643Kb / 29P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC4051_101 TI-CD54HC4051_101 Datasheet
780Kb / 31P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC4051 TI-CD54HC4051 Datasheet
466Kb / 27P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD54HC4051 TI1-CD54HC4051_15 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com