Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL3103D2PBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRL3103D2PBF
Szczegółowy opis  FETKY MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3103D2PBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL3103D2PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3103D2PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
IRL3103D2PbF
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 2. Typical Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
Fig 3. Typical Reverse Output Characteristics
Fig 4. Typical Reverse Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
J
0
10
20
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
VGS
TOP
10V
8.0V
6.0V
4.0V
2.0V
BOTTOM 0.0V
0.0V
20µs PULSE WIDTH
T = 150°C
C
0
10
20
30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
C
A
VGS
TOP
10V
8.0V
6.0V
4.0V
2.0V
BOTTOM 0.0V
0.0V


Podobny numer części - IRL3103D2PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL3103D2 IRF-IRL3103D2 Datasheet
116Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=54A)
More results

Podobny opis - IRL3103D2PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF Datasheet
208Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7326D2 IRF-IRF7326D2 Datasheet
116Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D2PBF IRF-IRF7807D2PBF Datasheet
107Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7807VD1 IRF-IRF7807VD1 Datasheet
117Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D2 IRF-IRF7353D2 Datasheet
128Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2 IRF-IRF7807VD2 Datasheet
115Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com