Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TA25A4V Arkusz danych(PDF) 3 Page - Topstek Inc. |
|
TA25A4V Arkusz danych(HTML) 3 Page - Topstek Inc. |
3 / 4 page Topstek Current Transducer TA5A4V .. TA50A4V - 10 - www.topstek.com TA V080201 7/1/2008 Appearance, dimensions and pin identification for 37.5A to 50A models All dimensions in mm ±0.1, holes –0, +0.2 except otherwise noted x Pin Assignment I- I+ 0V VOUT -15V +15V Model number and date code marking 2.2x4.9 hole (mm) d1xd2 (mm) 1.6x2.5 1.7 a* (mm) TA37.5A Part Number TA37.5A..TA50A PCB mounting hole layout 2.2x4.9 1.6x2.5 1.7 TA50A |
Podobny numer części - TA25A4V |
|
Podobny opis - TA25A4V |