Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STD2NB50 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STD2NB50
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 500V - 5ohm - 1A DPAK / IPAK PowerMesh??MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NB50 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD2NB50 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD2NB50 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9/10
STD2NB50/STD2NB50-1
TAPE AND REEL SHIPMENT (suffix ”T4”)*
TUBE SHIPMENT (no suffix)*
DPAK FOOTPRINT
* on sales type
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
330
12.992
B
1.5
0.059
C
12.8
13.2
0.504
0.520
D
20.2
0.795
G
16.4
18.4
0.645
0.724
N
50
1.968
T
22.4
0.881
BASE QTY
BULK QTY
2500
2500
REEL MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A0
6.8
7
0.267
0.275
B0
10.4
10.6
0.409
0.417
B1
12.1
0.476
D
1.5
1.6
0.059
0.063
D1
1.5
0.059
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
7.4
7.6
0.291
0.299
K0
2.55
2.75
0.100
0.108
P0
3.9
4.1
0.153
0.161
P1
7.9
8.1
0.311
0.319
P2
1.9
2.1
0.075
0.082
R
40
1.574
W
15.7
16.3
0.618
0.641
TAPE MECHANICAL DATA
All dimensions
are in millimeters
All dimensions are in millimeters


Podobny numer części - STD2NB50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD2NB25 STMICROELECTRONICS-STD2NB25 Datasheet
274Kb / 9P
   N - CHANNEL 250V - 1.7ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD2NB40 STMICROELECTRONICS-STD2NB40 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 3.5ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD2NB60 STMICROELECTRONICS-STD2NB60 Datasheet
291Kb / 9P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
STD2NB60 STMICROELECTRONICS-STD2NB60 Datasheet
228Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
STD2NB60-1 STMICROELECTRONICS-STD2NB60-1 Datasheet
228Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
More results

Podobny opis - STD2NB50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD3NB50 STMICROELECTRONICS-STD3NB50 Datasheet
75Kb / 6P
   N - CHANNEL 500V - 2.5ohm - 3A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD1NB80 STMICROELECTRONICS-STD1NB80 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 800V - 16ohm - 1A - DPAK/IPAK PowerMESH MOSFET
May 1999
STD1NB60 STMICROELECTRONICS-STD1NB60 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 600V - 7.4ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD2NC50 STMICROELECTRONICS-STD2NC50 Datasheet
442Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 3ohm - 2.2A DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD4NC50 STMICROELECTRONICS-STD4NC50_07 Datasheet
190Kb / 9P
   N-CHANNEL 500V - 1.3??- 3.7A DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
August 2001
STD1LNC60 STMICROELECTRONICS-STD1LNC60 Datasheet
274Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 12ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH?줚I MOSFET
STD1NB50 STMICROELECTRONICS-STD1NB50 Datasheet
87Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 7.5ohm - 1.4A IPAK PowerMESH MOSFET
STD1NB80- STMICROELECTRONICS-STD1NB80- Datasheet
56Kb / 5P
   N - CHANNEL 800V - 16ohm - 1A - IPAK PowerMESH MOSFET
STD2NB40 STMICROELECTRONICS-STD2NB40 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 400V - 3.5ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD4NB40 STMICROELECTRONICS-STD4NB40 Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 4A DPAK/IPAK PowerMESH??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com