Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGB3NB60SD Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Numer części STGB3NB60SD
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 3A - 600V D2PAK Power MESH??IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB3NB60SD Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STGB3NB60SD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB3NB60SD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7/8
STGB3NB60SD
D2PAK MECHANICAL DATA
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
1.23
1.36
0.048
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
D1
8
0.315
E
10
10.4
0.393
E1
8.5
0.334
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.625
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
L3
1.4
1.75
0.055
0.068
M
2.4
3.2
0.094
0.126
R
0.4
0.015
V2
0º8º


Podobny numer części - STGB3NB60SD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STGB3NB60FD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60FD Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V TO-263 PowerMESH IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HDT4 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
More results

Podobny opis - STGB3NB60SD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STGD3NB60SD STMICROELECTRONICS-STGD3NB60SD Datasheet
322Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V DPAK Power MESH IGBT
STGD3NB60S STMICROELECTRONICS-STGD3NB60S Datasheet
83Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V DPAK Power MESH IGBT
STGP3NB60K STMICROELECTRONICS-STGP3NB60K Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/DPAK/D2PAK PowerMES TM IGBT
STGD7NB60S STMICROELECTRONICS-STGD7NB60S Datasheet
289Kb / 8P
   N-CHANNEL 7A - 600V DPAK Power MESH IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGP3NB60F STMICROELECTRONICS-STGP3NB60F Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STGB10N60L STMICROELECTRONICS-STGB10N60L Datasheet
88Kb / 8P
   N-CHANNEL 10A - 600V D2PAK LOGIC LEVEL IGBT
STB3NC60 STMICROELECTRONICS-STB3NC60 Datasheet
94Kb / 9P
   N - CHANNEL 600V - 3.3ohm- 3A - D2PAK/I2PAK PowerMESHII MOSFET
STGP7NB60FD STMICROELECTRONICS-STGP7NB60FD Datasheet
505Kb / 11P
   N-CHANNEL 7A - 600V TO-220 / D2PAK PowerMESH IGBT
STGB6NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NB60HD Datasheet
166Kb / 10P
   N-CHANNEL 6A - 600V - D2PAK Low Drop PowerMESH??IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com