Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STGE200NB60S Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części STGE200NB60S
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 150A - 600V - ISOTOP PowerMESH??IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGE200NB60S Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGE200NB60S Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGE200NB60S Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
STGE200NB60S
Package mechanical data
11/13
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
11.8
12.2
0.466
0.480
B
8.9
9.1
0.350
0.358
C
1.95
2.05
0.076
0.080
D
0.75
0.85
0.029
0.033
E
12.6
12.8
0.496
0.503
F
25.15
25.5
0.990
1.003
G
31.5
31.7
1.240
1.248
H4
0.157
J
4.1
4.3
0.161
0.169
K
14.9
15.1
0.586
0.594
L
30.1
30.3
1.185
1.193
M
37.8
38.2
1.488
1.503
N4
0.157
O
7.8
8.2
0.307
0.322
B
O
N
J
K
L
M
A
C
G
ISOTOP MECHANICAL DATA


Podobny numer części - STGE200NB60S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
STGE200NB60S ISC-STGE200NB60S Datasheet
600Kb / 4P
   IGBT
More results

Podobny opis - STGE200NB60S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STGE50NB60HD STMICROELECTRONICS-STGE50NB60HD Datasheet
47Kb / 6P
   N-CHANNEL 50A - 600V ISOTOP PowerMESH IGBT
STE40NC60 STMICROELECTRONICS-STE40NC60 Datasheet
270Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.098ohm - 40A ISOTOP PowerMesh?줚I MOSFET
STGD7NB60H STMICROELECTRONICS-STGD7NB60H Datasheet
327Kb / 9P
   N-CHANNEL 7A - 600V - DPAK PowerMESH??IGBT
STGD7NB60H-1 STMICROELECTRONICS-STGD7NB60H-1 Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 7A - 600V IPAK PowerMESH IGBT
STGY50NB60HD STMICROELECTRONICS-STGY50NB60HD Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 50A - 600V MAX247 PowerMESH IGBT
STGB7NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB7NB60HD Datasheet
322Kb / 8P
   N-CHANNEL 7A - 600V DPAK PowerMESH IGBT
STGP3NB60H STMICROELECTRONICS-STGP3NB60H Datasheet
87Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V TO-220 PowerMESH IGBT
STGW12NB60H STMICROELECTRONICS-STGW12NB60H Datasheet
86Kb / 8P
   N-CHANNEL 12A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGW30NB60HD STMICROELECTRONICS-STGW30NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 30A - 600V TO-247 PowerMESH IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD Datasheet
91Kb / 8P
   N-CHANNEL 3A - 600V TO-263 PowerMESH IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com