Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
OP07CN Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
OP07CN Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 8 page Electrical characteristics OP07 4/8 3 Electrical characteristics Table 2. VCC + = 15 V, VCC - = Ground, T amb = 25° C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input offset voltage 0°C ≤ T amb ≤ +105°C 60 150 250 µV Long term input offset - voltage stability (1) 0.4 2 µV/Mo DVio Input offset voltage drift 0.5 1.8 µV/°C Iio Input offset current (Vic = 0V) 0°C ≤ T amb ≤ +105°C 0.8 6 7 nA DIio Input offset current drift 15 50 pA/°C DIib Input bias current drift 15 50 pA/°C Ro Open loop output resistance 60 Ω Rid Differential input resistance 33 MW Ric Common mode input resistance 120 GW Vicm Input common mode voltage range 0°C ≤ T amb ≤ +105°C ±13 ±13 ±13.5 V CMR Common-mode rejection ratio (Vic = Vicm -min) 0°C ≤ T amb ≤ +105°C 100 97 120 dB SVR Supply voltage rejection ratio (VCC = ±3 to ±18V) 0°C ≤ T amb ≤ +105°C 90 86 104 dB Avd Large signal voltage gain VCC = ±15, RL = 2kΩ, VO = ±10V 0°C ≤ T amb ≤ +105°C VCC = ±3, RL = 500Ω, VO = ±0.5V 120 100 100 400 400 V/mV Vopp Output voltage swing RL = 10kΩ RL = 2kΩ RL = 1kΩ 0°C ≤ T amb ≤ +105°C RL = 2kΩ ±12 ±11.5 ±11 ±13 ±12.8 ±12 V SR Slew rate ( R L = 2k Ω, CL = 100pF) 0.17 V/µs GBP Gain bandwidth product (RL = 2kΩ, CL = 100pF, f = 100kHz) 0.5 MHz ICC Supply current - no load 0°C ≤ T amb ≤ +105°C VCC = ±3V 2.7 0.67 5 6 1.3 mA |
Podobny numer części - OP07CN |
|
Podobny opis - OP07CN |