Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M74HCT164B1R Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Numer części M74HCT164B1R
Szczegółowy opis  8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCT164B1R Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M74HCT164B1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCT164B1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
M74HCT164
4/11
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
DC SPECIFICATIONS
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
Supply Voltage
4.5 to 5.5
V
VI
Input Voltage
0 to VCC
V
VO
Output Voltage
0 to VCC
V
Top
Operating Temperature
-55 to 125
°C
tr, tf
Input Rise and Fall Time (VCC = 4.5 to 5.5V)
0 to 500
ns
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
2.0
2.0
2.0
V
VIL
Low Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
0.8
0.8
0.8
V
VOH
High Level Output
Voltage
4.5
IO=-20 µA
4.4
4.5
4.4
4.4
V
IO=-4.0 mA
4.18
4.31
4.13
4.10
VOL
Low Level Output
Voltage
4.5
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
IO=4.0 mA
0.17
0.26
0.33
0.40
II
Input Leakage
Current
5.5
VI = VCC or GND
± 0.1
± 1
± 1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
5.5
VI = VCC or GND
440
80
µA
∆ I
CC
Additional Worst
Case Supply
Current
5.5
Per Input pin
VI = 0.5V or
VI = 2.4V
Other Inputs at
VCC or GND
IO = 0
2.0
2.9
3.0
mA


Podobny numer części - M74HCT164B1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M74HCT164B1R STMICROELECTRONICS-M74HCT164B1R Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
More results

Podobny opis - M74HCT164B1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M54HC251 STMICROELECTRONICS-M54HC251 Datasheet
249Kb / 11P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HCT164 STMICROELECTRONICS-M54HCT164 Datasheet
252Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164 Datasheet
254Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M74HC164 STMICROELECTRONICS-M74HC164_03 Datasheet
512Kb / 13P
   8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC164 STMICROELECTRONICS-M54HC164_04 Datasheet
299Kb / 11P
   RAD-HARD 8 BIT SIPO SHIFT REGISTER
M54HC4094 STMICROELECTRONICS-M54HC4094 Datasheet
270Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER 3-STATE
M74HC4094 STMICROELECTRONICS-M74HC4094 Datasheet
575Kb / 12P
   8 BIT SIPO SHIFT LATCH REGISTER (3-STATE)
logo
Diodes Incorporated
74AHCT595 DIODES-74AHCT595 Datasheet
255Kb / 10P
   8-BIT SHIFT REGISTER 8-BIT OUTPUT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC166 HITACHI-HD74AC166 Datasheet
65Kb / 11P
   8-bit Shift Register
logo
ON Semiconductor
MC10E141 ONSEMI-MC10E141 Datasheet
111Kb / 4P
   8-BIT SHIFT REGISTER
1996 REV 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com