Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STP20NM60 Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części STP20NM60
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP20NM60 Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP20NM60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP20NM60 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
11/15
STP20NM60 - STP20NM60FP - STB20NM60 - STW20NM60 - STB20NM60-1
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
E
10
10.40
0.393
0.410
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
TO-262 (I2PAK) MECHANICAL DATA


Podobny numer części - STP20NM60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP20NM60 STMICROELECTRONICS-STP20NM60 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP20NM60 ISC-STP20NM60 Datasheet
318Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STP20NM60A STMICROELECTRONICS-STP20NM60A Datasheet
309Kb / 12P
   N-CHANNEL 650V@Tjmax - 0.25 Ohm - 20A I짼PAK/TO-220/TO-220FP
STP20NM60FD STMICROELECTRONICS-STP20NM60FD Datasheet
341Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.26ohm - 20A TO-220-TO-220FP-TO-247 FDmesh POWER MOSFET (with FAST DIODE)
logo
Inchange Semiconductor ...
STP20NM60FD ISC-STP20NM60FD Datasheet
303Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Podobny opis - STP20NM60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP20NM50 STMICROELECTRONICS-STP20NM50 Datasheet
532Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V - 0.20ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP22NM50 STMICROELECTRONICS-STP22NM50 Datasheet
356Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 0.16ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STP22NM60 STMICROELECTRONICS-STP22NM60 Datasheet
386Kb / 11P
   N-CHANNEL 600V - 0.19 ohm - 22A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60_07 Datasheet
364Kb / 16P
   N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STB20NM50 STMICROELECTRONICS-STB20NM50_07 Datasheet
317Kb / 14P
   N-channel 500V - 0.20廓 - 20A - TO220/FP-D2PAK-I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STP25NM60N STMICROELECTRONICS-STP25NM60N_07 Datasheet
523Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.140廓 - 20A - TO-220 /FP- I2/D2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 0.4ohm-11A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDmesh?줡ower MOSFET
STP14NK60Z STMICROELECTRONICS-STP14NK60Z Datasheet
672Kb / 17P
   N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STP9NK60Z STMICROELECTRONICS-STP9NK60Z Datasheet
581Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.85ohm - 7A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
June 2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com