Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF7484QPBF Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRF7484QPBF
Szczegółowy opis  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7484QPBF Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7484QPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7484QPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF7484QPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Typical Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
0
3
6
9
12
15
T , Case Temperature
( C)
°
C
0.1
1
10
100
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD


Podobny numer części - IRF7484QPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7484Q IRF-IRF7484Q Datasheet
248Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Podobny opis - IRF7484QPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com