Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IRLML2803GPBF Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRLML2803GPBF Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 8 page IRLML2803GPbF www.irf.com 3 Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 3. Typical Transfer Characteristics 0.1 1 10 0.1 1 10 20µs PULSE WIDTH T = 25°C A J DS V , Drain-to-Source Voltage (V) 3.0V VGS TOP 15V 10V 7.0V 5.5V 4.5V 4.0V 3.5V BOTTOM 3.0V 0.1 1 10 0.1 1 10 A DS V , Drain-to-Source Voltage (V) 20µs PULSE WIDTH T = 150°C J 3.0V VGS TOP 15V 10V 7.0V 5.5V 4.5V 4.0V 3.5V BOTTOM 3.0V 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 J T , Junction Temperature (°C) V = 10V GS A I = 0.91A D 0.1 1 10 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 T = 25°C T = 150°C J J GS V , Gate-to-Source Voltage (V) A V = 10V 20µs PULSE WIDTH DS |
Podobny numer części - IRLML2803GPBF |
|
Podobny opis - IRLML2803GPBF |