Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD8880 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD8880
Szczegółowy opis  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 58A, 9m廓
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8880 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8880 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD8880 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
©200
8 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8880 Rev. B
3
PSPICE Thermal Model
REV 23 April 2004
FDD8880T
CTHERM1 TH 6 8e-4
CTHERM2 6 5 1e-3
CTHERM3 5 4 2.5e-3
CTHERM4 4 3 2.6e-3
CTHERM5 3 2 8e-3
CTHERM6 2 TL 1.5e-2
RTHERM1 TH 6 1.44e-1
RTHERM2 6 5 1.9e-1
RTHERM3 5 4 3.0e-1
RTHERM4 4 3 4.0e-1
RTHERM5 3 2 5.7e-1
RTHERM6 2 TL 5.8e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model FDD8880T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 =8e-4
ctherm.ctherm2 6 5 =1e-3
ctherm.ctherm3 5 4 =2.5e-3
ctherm.ctherm4 4 3 =2.6e-3
ctherm.ctherm5 3 2 =8e-3
ctherm.ctherm6 2 tl =1.5e-2
rtherm.rtherm1 th 6 =1.44e-1
rtherm.rtherm2 6 5 =1.9e-1
rtherm.rtherm3 5 4 =3.0e-1
rtherm.rtherm4 4 3 =4.0e-1
rtherm.rtherm5 3 2 =5.7e-1
rtherm.rtherm6 2 tl =5.8e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE


Podobny numer części - FDD8880

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8880 FAIRCHILD-FDD8880 Datasheet
127Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD8880 VBSEMI-FDD8880 Datasheet
1,019Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8880 ISC-FDD8880 Datasheet
353Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8880 UMW-FDD8880 Datasheet
436Kb / 8P
   30V N -Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FDD8880

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDP090N10 FAIRCHILD-FDP090N10 Datasheet
508Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 75A, 9m廓
FDB8445 FAIRCHILD-FDB8445_10 Datasheet
342Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 70A, 9m廓
FDB3632 FAIRCHILD-FDB3632_12 Datasheet
489Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 80A, 9m廓
FDB3632_F085 FAIRCHILD-FDB3632_F085 Datasheet
489Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 80A, 9m廓
FDB8160 FAIRCHILD-FDB8160 Datasheet
329Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 1.8m廓
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896_12 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 94A, 5.7m廓
logo
ON Semiconductor
FDS8984-F085 ONSEMI-FDS8984-F085 Datasheet
485Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 7A, 23m廓
September-2017, Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS8662 FAIRCHILD-FDMS8662 Datasheet
210Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 49A, 2.0m廓
FDD8870_F085 FAIRCHILD-FDD8870_F085_13 Datasheet
319Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 160A, 3.9m廓
FDP8896 FAIRCHILD-FDP8896_08 Datasheet
474Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 92A, 5.9m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com