Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD4243 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD4243
Szczegółowy opis  40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD4243 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD4243 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD4243 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD4243 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD4243 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD4243 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD4243 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDD4243 Rev.C1
www.fairchildsemi.com
5
Figure 13. Transient Thermal Response Curve
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
0.01
0.1
1
0.003
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
SINGLE PULSE
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted


Podobny numer części - FDD4243

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243 Datasheet
419Kb / 6P
   40V P-Channel PowerTrench MOSFET -40V, -14A, 44mohm
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD4243 VBSEMI-FDD4243 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 4 0 V (D-S) MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDD4243 TECHPUBLIC-FDD4243 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD4243 UMW-FDD4243 Datasheet
672Kb / 6P
   P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
More results

Podobny opis - FDD4243

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
FDS4675-F085 ONSEMI-FDS4675-F085 Datasheet
850Kb / 7P
   40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev.2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4685 FAIRCHILD-FDD4685_08 Datasheet
432Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -32A, 35m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_10 Datasheet
431Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDS4141_F085 FAIRCHILD-FDS4141_F085 Datasheet
257Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
FDS4470 FAIRCHILD-FDS4470_06 Datasheet
151Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com