Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD8896 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD8896
Szczegółowy opis  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8896 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8896_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD8896_08 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8896 / FDU8896 Rev. C2
SABER Electrical Model
rev July 2003
template FDD8896 n2,n1,n3 =m_temp
electrical n2,n1,n3
number m_temp=25
{
var i iscl
dp..model dbodymod = (isl=5e-12,ikf=10,nl=1.01,rs=2.6e-3,trs1=8e-4,trs2=2e-7,cjo=8.8e-10,m=0.57,tt=1e-16,xti=0.9)
dp..model dbreakmod = (rs=8e-2,trs1=1e-3,trs2=-8.9e-6)
dp..model dplcapmod = (cjo=9.4e-10,isl=10e-30,nl=10,m=0.4)
m..model mmedmod = (type=_n,vto=1.85,kp=10,is=1e-30, tox=1)
m..model mstrongmod = (type=_n,vto=2.34,kp=350,is=1e-30, tox=1)
m..model mweakmod = (type=_n,vto=1.55,kp=0.05,is=1e-30, tox=1,rs=0.1)
sw_vcsp..model s1amod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-4,voff=-3)
sw_vcsp..model s1bmod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-3,voff=-4)
sw_vcsp..model s2amod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-2,voff=-0.5)
sw_vcsp..model s2bmod = (ron=1e-5,roff=0.1,von=-0.5,voff=-2)
c.ca n12 n8 = 2.3e-9
c.cb n15 n14 = 2.3e-9
c.cin n6 n8 = 2.3e-9
dp.dbody n7 n5 = model=dbodymod
dp.dbreak n5 n11 = model=dbreakmod
dp.dplcap n10 n5 = model=dplcapmod
spe.ebreak n11 n7 n17 n18 = 32.6
spe.eds n14 n8 n5 n8 = 1
spe.egs n13 n8 n6 n8 = 1
spe.esg n6 n10 n6 n8 = 1
spe.evthres n6 n21 n19 n8 = 1
spe.evtemp n20 n6 n18 n22 = 1
i.it n8 n17 = 1
l.lgate n1 n9 = 4.6e-9
l.ldrain n2 n5 = 1.0e-9
l.lsource n3 n7 = 1.7e-9
res.rlgate n1 n9 = 46
res.rldrain n2 n5 = 10
res.rlsource n3 n7 = 17
m.mmed n16 n6 n8 n8 = model=mmedmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
m.mstrong n16 n6 n8 n8 = model=mstrongmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
m.mweak n16 n21 n8 n8 = model=mweakmod, l=1u, w=1u, temp=m_temp
res.rbreak n17 n18 = 1, tc1=8.3e-4,tc2=-4e-7
res.rdrain n50 n16 = 2.2e-3, tc1=1e-4,tc2=8e-6
res.rgate n9 n20 = 2.1
res.rslc1 n5 n51 = 1e-6, tc1=9e-4,tc2=1e-6
res.rslc2 n5 n50 = 1e3
res.rsource n8 n7 = 2e-3, tc1=7.5e-3,tc2=1e-6
res.rvthres n22 n8 = 1, tc1=-1.7e-3,tc2=-8.8e-6
res.rvtemp n18 n19 = 1, tc1=-2.6e-3,tc2=2e-7
sw_vcsp.s1a n6 n12 n13 n8 = model=s1amod
sw_vcsp.s1b n13 n12 n13 n8 = model=s1bmod
sw_vcsp.s2a n6 n15 n14 n13 = model=s2amod
sw_vcsp.s2b n13 n15 n14 n13 = model=s2bmod
v.vbat n22 n19 = dc=1
equations {
i (n51->n50) +=iscl
iscl: v(n51,n50) = ((v(n5,n51)/(1e-9+abs(v(n5,n51))))*((abs(v(n5,n51)*1e6/500))** 10))
}
}
18
22
+
-
6
8
+
-
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ISCL
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6


Podobny numer części - FDD8896_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
FDD8896-F085 ONSEMI-FDD8896-F085 Datasheet
553Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ
September2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896_12 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30V, 94A, 5.7m廓
FDD8896_F085 FAIRCHILD-FDD8896_F085 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Podobny opis - FDD8896_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com