Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1366A Arkusz danych(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

Numer części 2SD1366A
Szczegółowy opis  Silicon NPN Epitaxial
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD1366A Arkusz danych(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SD1366A Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SD1366A Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SD1366A
4
Package Dimensions
4.5
± 0.1
1.8 Max
1.5
± 0.1
0.44 Max
0.44 Max
0.48 Max
0.53 Max
1.5 1.5
3.0
φ 1
(1.5)
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Mass (reference value)
UPAK
Conforms
0.050 g
As of January, 2001
Unit: mm


Podobny numer części - 2SD1366A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1366A HITACHI-2SD1366A Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1366A KEXIN-2SD1366A Datasheet
56Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Podobny opis - 2SD1366A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com