Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF644NS Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części IRF644NS
Szczegółowy opis  Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRF644NS Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  IRF644NS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRF644NS Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 91038
4
S-Pending-Rev. A, 19-Jun-08
IRF644N, IRF644NS, IRF644NL, SiHF644N, SiHF644NS, SiHF644NL
Vishay Siliconix
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
VDS = 50V
20μs PULSE WIDTH
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 175°C
TJ = 25°C
4
6
8
10
11
13
15
1
10
100
TJ, Junction Temperature (°C)
VGS = 10V
ID = 14A
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Crss
Ciss
1
10
100
10
100
1000
10000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
OG, Total Gate Charge (nC)
ID = 8.4A
VDS = 200V
VDS = 125V
VDS = 50V
012
24
36
48
60
0
4
8
12
16
18


Podobny numer części - IRF644NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF644NS IRF-IRF644NS Datasheet
123Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=240mohm, Id=14A)
IRF644NS IRF-IRF644NS Datasheet
280Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF644NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com