Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCD-128X064C Arkusz danych(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

Numer części LCD-128X064C
Szczegółowy opis  128 x 64 Dots Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-128X064C Arkusz danych(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-128X064C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-128X064C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-128X064C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Document Number: 37241
Revision 01-Oct-02
www.vishay.com
102
LCD-128X064C
Vishay
For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com
128 x 64 Dots Graphic LCD
PIN NUMBER
SYMBOL
PIN NUMBER
SYMBOL
1
NC
24
CLS
2
TEMPS
25
MS
3
INTRS
26
DUTY 1
4
HPM
27
DUTY 0
5
DCDC5B
28
DB7
6
BSTS
29
DB6
7
V4
30
DB5
8
V3
31
DB4
9
V2
32
DB3
10
V1
33
DB2
11
V0
34
DB1
12
VR
35
DB0
13
C2 -
36
E_RD
14
C2 +
37
RW_WR
15
C1 -
38
RS
16
C1 +
39
RESETB
17
C3 -
40
CS2
18
C3 +
41
CS1B
19
Vout
42
DISP
20
Vdd
43
CL
21
Vss
44
M
22
PS
45
FRS
23
MI
46
NC
DIMENSIONS in millimeters
56.0
± 0.2
52.0 (VA)
47.34 (AA)
1.0 MAX
2.0
4.33
31.6
12.2
BENDING AREA
128*64 DOTS
1.0 MAX
1.9
± 0.2
0.37
0.35
DOT SIZE
SCALE 10/1


Podobny numer części - LCD-128X064C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
LCD-128X064A VISHAY-LCD-128X064A Datasheet
115Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results

Podobny opis - LCD-128X064C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
LCD-128G064I VISHAY-LCD-128G064I Datasheet
109Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064B VISHAY-LCD-128G064B Datasheet
94Kb / 2P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128X064A VISHAY-LCD-128X064A Datasheet
115Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064B VISHAY-LCD-128G064B_08 Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064J VISHAY-LCD-128G064J Datasheet
112Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064G VISHAY-LCD-128G064G Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064C VISHAY-LCD-128G064C Datasheet
110Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064A VISHAY-LCD-128G064A Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064D VISHAY-LCD-128G064D Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G064E VISHAY-LCD-128G064E Datasheet
123Kb / 3P
   128 x 64 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com