Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1553DL Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1553DL
Szczegółowy opis  Complementary 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1553DL Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1553DL_08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1553DL_08 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Si1553DL
Vishay Siliconix
Document Number: 71078
S-21374—Rev. D, 12-Aug-02
www.vishay.com
2-5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
N−CHANNEL
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
P−CHANNEL
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS = 5 thru 3 V
TC = -55_C
125
_C
2 V
25
_C
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
1.5 V
1 V
2.5 V
0
20
40
60
80
100
04
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
ID - Drain Current (A)
VGS = 2.5 V
On-Resistance vs. Drain Current
Capacitance
VGS = 3.6 V
VGS = 4.5 V


Podobny numer części - SI1553DL_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1553DL VISHAY-SI1553DL_V01 Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 2.5 V (G-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Podobny opis - SI1553DL_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1553DL VISHAY-SI1553DL_V01 Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 2.5 V (G-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1553DL VISHAY-SI1553DL Datasheet
61Kb / 7P
   Complementary 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Aug-02
SI1539DL VISHAY-SI1539DL_V01 Datasheet
127Kb / 8P
   Complementary 30 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
59Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI1303DL VISHAY-SI1303DL Datasheet
45Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI5443DC VISHAY-SI5443DC Datasheet
102Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 05-Aug-02
SI1303EDL VISHAY-SI1303EDL Datasheet
74Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 29-Nov-99
SI5404DC-T1-E3 VISHAY-SI5404DC-T1-E3 Datasheet
77Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI1403DL VISHAY-SI1403DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jul-00
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV_08 Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 10-Sep-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com