Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1988DH Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1988DH
Szczegółowy opis  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1988DH Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1988DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1988DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 74296
S-62109-Rev. A, 23-Oct-06
Vishay Siliconix
Si1988DH
TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless noted
Forward Diode Voltage
Threshold Voltage
10
0.100
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1
TJ = - 150 °C
TJ = - 25 °C
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ – Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
Single Pulse Power
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
012
3
45
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25 °C
TJ = 125 °C
ID = 1.4 A
0
1
5
Time (sec)
3
4
1600
10
0.1
0.01
2
100
Safe Operating Area, Junction-to-Case
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
*VGS
minimum VGS at which rDS(on) is specified
*Limited by r
DS(on)
100 µs
1 s
10 ms
100 ms
1 ms
10 s
DC
TA = 25 °C
Single Pulsed
BVDSS Limited


Podobny numer części - SI1988DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1988DH VISHAY-SI1988DH Datasheet
132Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1988DH VISHAY-SI1988DH_V01 Datasheet
132Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Podobny opis - SI1988DH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com