Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI3447CDV-T1-E3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI3447CDV-T1-E3
Szczegółowy opis  P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3447CDV-T1-E3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3447CDV-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 69784
S-80189-Rev. A, 04-Feb-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si3447CDV
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =5thru 2 V
VGS =1 V
VGS =1.5 V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
04
8
12
16
20
ID - Drain Current (A)
VGS =1.8V
VGS =2.5 V
VGS =4.5 V
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
ID =6.3 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS =9.6 V
VDS =6 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = - 55 °C
TC = 125 °C
Crss
0
300
600
900
1200
1500
1800
036
9
12
Coss
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
ID =6.3 A
VGS =4.5 V,2.5 V,1.8V


Podobny numer części - SI3447CDV-T1-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3447CDV-T1-GE3 VBSEMI-SI3447CDV-T1-GE3 Datasheet
440Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SI3447CDV-T1-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SIA477EDJT VISHAY-SIA477EDJT Datasheet
264Kb / 8P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SI2333CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2333CDS-T1-GE3 Datasheet
225Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-0
SI3477DV VISHAY-SI3477DV Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI2333DS VISHAY-SI2333DS Datasheet
243Kb / 3P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
SI2333DS-T1 VISHAY-SI2333DS-T1 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI2333CDS VISHAY-SI2333CDS Datasheet
104Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jun-08
SI5475DC VISHAY-SI5475DC Datasheet
109Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2333DS VISHAY-SI2333DS_17 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com