Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TDE0160 Arkusz danych(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
TDE0160 Arkusz danych(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 8 page ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit VCC Supply Voltage 36 V VO* Output Voltage* 36 V IO (I1-I3) Output Current (I1-I3)40 mA IZ Zener Current 40 mA Tj Junction Temperature + 150 °C Toper Ambient Temperature Range – 25 to + 85 °C Tstg Storage Temperature Range – 65 to + 150 °C * Internal peak limiting to protect against transient voltage surges. SCHEMATIC DIAGRAM TDE0160 2/8 |
Podobny numer części - TDE0160 |
|
Podobny opis - TDE0160 |