Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
K102K15C0GF5.H5 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix |
|
K102K15C0GF5.H5 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix |
8 / 13 page Document Number: 45175 If not in range chart or for technical questions please contact cmll@vishay.com www.vishay.com Revision: 18-Jan-06 60 Mono-Kap Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors 50 - 100 Vdc Vishay MONO-KAP C0G - 50 VDC CLEAR TEXT CODE CAP (PF) RATED VOLTAGE (VDC) LEAD SPACING 10 % TOLERANCE 20 % TOLERANCE MM (INCH-REF) 13TH DIGIT T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK 13TH DIGIT T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK 3300 50 Vdc 2.5 mm (0.10") K332J20C0GF5.L2 K332K20C0GF5.L2 3300 5.0 mm (0.20") K332J20C0GF5.H5 K332K20C0GF5.H5 3900 2.5 mm (0.10") K392J20C0GF5.L2 K392K20C0GF5.L2 3900 5.0 mm (0.20") K392J20C0GF5.H5 K392K20C0GF5.H5 4700 2.5 mm (0.10") K472J20C0GF5.L2 K472K20C0GF5.L2 4700 5.0 mm (0.20") K472J20C0GF5.H5 K472K20C0GF5.H5 5600 2.5 mm (0.10") K562J20C0GF5.L2 K562K20C0GF5.L2 5600 5.0 mm (0.20") K562J20C0GF5.H5 K562K20C0GF5.H5 6800 2.5 mm (0.10") K682J20C0GF5.L2 K682K20C0GF5.L2 6800 5.0 mm (0.20") K682J20C0GF5.H5 K682K20C0GF5.H5 8200 2.5 mm (0.10") K822J20C0GF5.L2 K822K20C0GF5.L2 8200 5.0 mm (0.20") K822J20C0GF5.H5 K822K20C0GF5.H5 10 000 2.5 mm (0.10") K103J20C0GF5.L2 K103K20C0GF5.L2 10 000 5.0 mm (0.20") K103J20C0GF5.H5 K103K20C0GF5.H5 MONO-KAP Y5V - 100 VDC CLEAR TEXT CODE CAP (pF) RATED VOLTAGE (Vdc) LEAD SPACING + 80/- 20 % TOLERANCE MM (INCH-REF) 13TH DIGIT T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK 10 000 100 Vdc 2.5 mm (0.10") K103Z15Y5VH53L2 10 000 5.0 mm (0.20") K103Z15Y5VH53H5 15 000 2.5 mm (0.10") K153Z15Y5VH53L2 15 000 5.0 mm (0.20") K153Z15Y5VH53H5 22 000 2.5 mm (0.10") K223Z15Y5VH53L2 22 000 5.0 mm (0.20") K223Z15Y5VH53H5 33 000 2.5 mm (0.10") K333Z15Y5VH53L2 33 000 5.0 mm (0.20") K333Z15Y5VH53H5 47 000 2.5 mm (0.10") K473Z15Y5VH53L2 47 000 5.0 mm (0.20") K473Z15Y5VH53H5 68 000 2.5 mm (0.10") K683Z15Y5VH53L2 68 000 5.0 mm (0.20") K683Z15Y5VH53H5 100 000 2.5 mm (0.10") K104Z15Y5VH53L2 100 000 5.0 mm (0.20") K104Z15Y5VH53H5 150 000 2.5 mm (0.10") K154Z20Y5VH53L2 150 000 5.0 mm (0.20") K154Z20Y5VH53H5 220 000 2.5 mm (0.10") K224Z20Y5VH53L2 220 000 5.0 mm (0.20") K224Z20Y5VH53H5 |
Podobny numer części - K102K15C0GF5.H5 |
|
Podobny opis - K102K15C0GF5.H5 |