Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BDW93C Arkusz danych(PDF) 4 Page - Mospec Semiconductor

Numer części BDW93C
Szczegółowy opis  POWER TRANSISTORS(12A,45-100V,80W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

BDW93C Arkusz danych(HTML) 4 Page - Mospec Semiconductor

  BDW93C Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor BDW93C Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor BDW93C Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor BDW93C Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
A


Podobny numer części - BDW93C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Power Innovations Ltd
BDW93C POINN-BDW93C Datasheet
147Kb / 6P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Inchange Semiconductor ...
BDW93C ISC-BDW93C Datasheet
298Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
logo
STMicroelectronics
BDW93C STMICROELECTRONICS-BDW93C Datasheet
80Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Fairchild Semiconductor
BDW93C FAIRCHILD-BDW93C Datasheet
39Kb / 5P
   Hammer Drivers, Audio Amplifiers Applications
logo
Bourns Electronic Solut...
BDW93C BOURNS-BDW93C Datasheet
108Kb / 5P
   NPN SILICON POWER DARLINGTONS
More results

Podobny opis - BDW93C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
TIP140T MOSPEC-TIP140T Datasheet
204Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,60-100V,80W)
TIP33 MOSPEC-TIP33 Datasheet
144Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,40-100V,80W)
TIP100 MOSPEC-TIP100 Datasheet
200Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(8A,60-100V,80W)
BDX53 MOSPEC-BDX53 Datasheet
187Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(8A.,45-100V,60W)
2N6497 MOSPEC-2N6497 Datasheet
179Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(5A,80W)
2N6040 MOSPEC-2N6040 Datasheet
199Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,80W)
BUV28 MOSPEC-BUV28 Datasheet
111Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,200V,80W)
2SD1426 MOSPEC-2SD1426 Datasheet
125Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3.5A,1500V,80W)
2SD718 MOSPEC-2SD718 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(8A,120V,80W)
logo
Sanyo Semicon Device
2SB817C SANYO-2SB817C Datasheet
450Kb / 2P
   140V / 12A, AF 80W Output Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com