Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT68-06 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części BAT68-06
Szczegółowy opis  Silicon Schottky Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BAT68-06 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BAT68-06 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BAT68-06 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Diodes
0.4+0.1
-0.1
2.9+0.1
-0.1
0.95+0.1
-0.1
1.9+0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
12
3
Unit: mm
SOT-23
0.1+0.05
-0.01
Silicon Schottky Diode
BAT68;BAT68-04
BAT68-05;BAT68-06
Features
For mixer applications in VHF/UHF range
For high-speed switching application
A b s o lu te M a x im u m R atings T a = 2 5
P a ra m e te r
S y m bol
V a lu e
U nit
D iode re v e rs e v oltage
V R
8V
F o rw ard c urrent
IF
130
m A
T o ta l pow er dis s ipatio n
BAT 6 8 , T S
77
B A T 68-04, B A T 68-06,T S
61
B A T 68-05,T S
46
J unc tion te m perature
T j
150
S torage te m perature
T stg
-5 5to+ 1 5 0
J unc tion - s olderin g point(N ote 1 )
BAT 6 8
490
B A T 68-04, B A T 68-06
590
B A T 68-05
690
No te
1.F o r c alc u la tion of R th J A pleas e refer to A pplic atio n N ote T herm a l R es is tanc e
P to t
150
m W
R th J S
K/W


Podobny numer części - BAT68-06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
487Kb / 8P
   Silicon Schottky Diodes
Feb-03-2003
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
147Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-04-19
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
BAT68-06 INFINEON-BAT68-06 Datasheet
905Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2011-06-15
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT68-06W SIEMENS-BAT68-06W Datasheet
84Kb / 4P
   Silicon Schottky Diodes (For mixer applications in the VHF/UHF range For high speed switching)
More results

Podobny opis - BAT68-06

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
E4D20120G CREE-E4D20120G Datasheet
2Mb / 6P
   Silicon Carbide Schottky Diode Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAS52 INFINEON-BAS52 Datasheet
394Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Nov-04-2002
BAS140W INFINEON-BAS140W Datasheet
506Kb / 8P
   Silicon Schottky Diode
Jan-16-200
BAS170W INFINEON-BAS170W Datasheet
46Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Aug-06-2001
BAT14 INFINEON-BAT14 Datasheet
386Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
Feb-03-2003
BAT60B INFINEON-BAT60B Datasheet
419Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Jun-15-2004
BAT2402LSE6327 INFINEON-BAT2402LSE6327 Datasheet
578Kb / 6P
   Silicon Schottky Diode
2011-06-15
logo
Central Semiconductor C...
CMOSH2-4L CENTRAL-CMOSH2-4L_15 Datasheet
494Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMS202 MA-COM-SMS202 Datasheet
532Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
logo
Continental Device Indi...
UBMS10BC CDIL-UBMS10BC Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT17-04W KEXIN-BAT17-04W Datasheet
47Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com