Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BYG23M Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części BYG23M
Szczegółowy opis  Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYG23M Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYG23M Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYG23M Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYG23M Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYG23M Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BYG23M
Vishay Telefunken
3 (4)
Rev. 1, 13-Aug-99
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Document Number 86062
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0.1
1.0
10.0
100.0
VR – Reverse Voltage ( V )
16093
f=1MHz
TJ=25_C
Figure 5. Typ. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
Dimensions in mm
14275


Podobny numer części - BYG23M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BYG23M TSC-BYG23M Datasheet
371Kb / 3P
   High Efficient Surface Mount Rectifiers
BYG23M TSC-BYG23M Datasheet
382Kb / 4P
   High Efficient Surface Mount Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
BYG23M VISHAY-BYG23M Datasheet
105Kb / 5P
   Ultrafast Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
BYG23M-E3/TR VISHAY-BYG23M-E3/TR Datasheet
101Kb / 4P
   Ultrafast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 27-Aug-07
BYG23M-E3/TR3 VISHAY-BYG23M-E3/TR3 Datasheet
101Kb / 4P
   Ultrafast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 27-Aug-07
More results

Podobny opis - BYG23M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
BYG21 VISHAY-BYG21 Datasheet
58Kb / 5P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYG20D TAYCHIPST-BYG20D Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
BYG21K TAYCHIPST-BYG21K Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
logo
Vishay Siliconix
BYG20 VISHAY-BYG20 Datasheet
59Kb / 5P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYG22A TAYCHIPST-BYG22A Datasheet
3Mb / 2P
   Super Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYG21K SUNMATE-BYG21K Datasheet
621Kb / 3P
   FAST SILICON MESA SMD RECTIFIER DIODE
logo
Vishay Siliconix
BYG22 VISHAY-BYG22 Datasheet
59Kb / 5P
   Super Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYG22A SUNMATE-BYG22A Datasheet
363Kb / 2P
   SUPER FAST SILICON MESA SMD RECTIFIER DIODE
logo
Vishay Siliconix
BYG10 VISHAY-BYG10 Datasheet
59Kb / 5P
   Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BYG10D TAYCHIPST-BYG10D Datasheet
3Mb / 2P
   Silicon Mesa SMD Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com