Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MJ10002 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Mospec Semiconductor

Numer części MJ10002
Szczegółowy opis  POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MJ10002 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Mospec Semiconductor

  MJ10002 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MJ10002 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor MJ10002 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor MJ10002 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
A


Podobny numer części - MJ10002

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ10002 WINGS-MJ10002 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Boca Semiconductor Corp...
MJ10002 BOCA-MJ10002 Datasheet
189Kb / 4P
   SWITCHMODE SERIES NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ10002 ISC-MJ10002 Datasheet
83Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results

Podobny opis - MJ10002

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
MJ10006 MOSPEC-MJ10006 Datasheet
190Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
2N3789 MOSPEC-2N3789 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2N5875 MOSPEC-2N5875 Datasheet
124Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2N3713 MOSPEC-2N3713 Datasheet
125Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,150W)
2SC2938 MOSPEC-2SC2938 Datasheet
120Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
MJ10022 MOSPEC-MJ10022 Datasheet
202Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(40A,350-400V,250W)
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
2SC3306 MOSPEC-2SC3306 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,100W)
MJ10000 MOSPEC-MJ10000 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ10004 MOSPEC-MJ10004 Datasheet
182Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com