Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD05-12D0 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

Numer części FDD05-12D0
Szczegółowy opis  DC - DC CONVERTER 5 ~ 6W 5V INPUT MODEL
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CHINFA [Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.chinfa.com
Logo CHINFA - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

FDD05-12D0 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

  FDD05-12D0 Datasheet HTML 1Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD05-12D0 Datasheet HTML 2Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD05-12D0 Datasheet HTML 3Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. FDD05-12D0 Datasheet HTML 4Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
sales@chinfa.com
MECHANISM & PIN CONFIGURATION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
CASE SIZE
CASE MATERIAL
WEIGHT
50.8 x 50.8 x 11.9 mm 2 x 2 x 0.47 inches
Metal
65 g (typ.)
PIN ASSIGNMENT
PIN NO.
SINGLE
DUAL
Vi+
Vo+
Vi -
Vi+
Vo -
Vi -
DERATING
NATURAL
CONVECTION
COOLING
0
100
o
Ambient Temperature [ C ]
71
100
-25
1
GENERAL
NO PIN
com
Vo+
mm [inch]
50.80 [2.00]
11.94 [0.47]
DIA 1.00 [0.04]
5.08 [0.20]
2
3
4
5
Vo -
20.32 [0.80]
BOTTOM VIEW
3
4
5
1
2
15.24 [0.60]
10.16 [0.40]
10.16 [0.40]
50.80 [2.00]
22.86 [0.90]
5.08 [0.20]
BOTTOM VIEW
FDD05 SERIES
5V INPUT MODEL
www.chinfa.com
15.24 [0.60]
2007.08.30


Podobny numer części - FDD05-12D0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chinfa Electronics Ind....
FDD05-12D0 CHINFA-FDD05-12D0 Datasheet
193Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 5~6W 5V INPUT MODEL
FDD05-12D0 CHINFA-FDD05-12D0 Datasheet
166Kb / 4P
   DC - AC CONCERTER 5~6W 5V INPUT MODEL
More results

Podobny opis - FDD05-12D0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chinfa Electronics Ind....
FDD05 CHINFA-FDD05_10 Datasheet
193Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 5~6W 5V INPUT MODEL
FDD05A CHINFA-FDD05A_14 Datasheet
166Kb / 4P
   DC - AC CONCERTER 5~6W 5V INPUT MODEL
logo
List of Unclassifed Man...
FDD05 ETC1-FDD05 Datasheet
147Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER 5 ~ 6W
RDD05 ETC1-RDD05 Datasheet
158Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER 5 - 6W ( RDD05 SERIES )
logo
Minmax Technology Co., ...
MDWI06 MINMAX-MDWI06 Datasheet
462Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER 6W
MIW06M MINMAX-MIW06M Datasheet
941Kb / 5P
   DC-DC CONVERTER 6W
logo
Chinfa Electronics Ind....
TDD05-03S4 CHINFA-TDD05-03S4 Datasheet
524Kb / 8P
   DC - DC CONVERTER 5 ~ 6W SINGLE & DUAL OUTPUT
IDD05U CHINFA-IDD05U Datasheet
212Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 5 ~ 6W SINGLE & DUAL OUTPUT
IDD05-03S4U CHINFA-IDD05-03S4U Datasheet
211Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 5 ~ 6W SINGLE & DUAL OUTPUT
RDD05U CHINFA-RDD05U_11 Datasheet
382Kb / 8P
   DC - DC CONVERTER 5 ~ 6W SINGLE & DUAL OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com