Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LD03-10B03 Arkusz danych(PDF) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

Numer części LD03-10B03
Szczegółowy opis  3-5W,AC-DC CONVERTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Strona internetowa  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

LD03-10B03 Arkusz danych(HTML) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

Back Button LD03-10B03 Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 6Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 7Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 8Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 9Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LD03-10B03 Datasheet HTML 10Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
5.3 Input Voltage vs Load Capability (LD03-00B24)
0
5
10
15
20
25
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100% 110% 120% 130% 140%
Load(%)
85VAC
80VAC
75VAC
70VAC
65VAC
60VAC
Load
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
85VAC
23.85
23.82
23.79
23.77
23.74
23.71
23.68
23.65
23.61
23.58
23.57
23.19
19.2
14.7
11
80VAC
23.83
23.82
23.82
23.83
23.82
23.82
23.81
23.81
23.81
23.8
21
18.5
15
13
10.5
75VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.81
23.77
20.29
16.65
14.02
10.98
9.39
7.04
70VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.81
23.79
19.96
16.44
13.32
11.14
8.79
65VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.8
19.6
15.67
12.46
9.57
7.65
60VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.51
17.86
14.13
10.52
8.28
0


Podobny numer części - LD03-10B03

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MORNSUN Science& Techno...
LD03-10B03R2 MORNSUN-LD03-10B03R2 Datasheet
328Kb / 5P
   3W, AC-DC converter
LD03-10B03R2 MORNSUN-LD03-10B03R2_15 Datasheet
328Kb / 5P
   3W, AC-DC converter
More results

Podobny opis - LD03-10B03

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MORNSUN Science& Techno...
LH05-10B03 MORNSUN-LH05-10B03_15 Datasheet
1Mb / 7P
   5W, AC-DC converter
LD05-20B05MU MORNSUN-LD05-20B05MU Datasheet
1Mb / 4P
   5W, AC/DC converter
LHE05-20A05 MORNSUN-LHE05-20A05 Datasheet
1Mb / 6P
   5W, AC-DC converter
LS05-15B03S MORNSUN-LS05-15B03S Datasheet
918Kb / 5P
   5W,AC-DC CONVERTER
LD05-20B03 MORNSUN-LD05-20B03_15 Datasheet
398Kb / 7P
   5W, AC/DC converter
LO05-12B03 MORNSUN-LO05-12B03 Datasheet
517Kb / 4P
   5W, AC-DC converter
LS05-26B03SS MORNSUN-LS05-26B03SS Datasheet
1Mb / 6P
   5W, AC/DC converter
LD05-23B03 MORNSUN-LD05-23B03_15 Datasheet
359Kb / 5P
   5W, AC-DC converter
LHE05-20B03 MORNSUN-LHE05-20B03 Datasheet
1Mb / 5P
   5W, AC-DC converter
LDE03-20B03 MORNSUN-LDE03-20B03 Datasheet
1Mb / 6P
   3W/5W, AC-DC converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com