Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

C-129-1250-TDFB3-SSC2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Source Photonics, Inc.

Numer części C-129-1250-TDFB3-SSC2
Szczegółowy opis  1.25 Gbps CWDM Single Mode Transceiver(3.3V)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

C-129-1250-TDFB3-SSC2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Source Photonics, Inc.

  C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. C-129-1250-TDFB3-SSC2 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
1.25 Gbps CWDM Single Mode Transceiver
(3.3V)
C-1xx-1250(C)-TDFB3-SSC2
Package Diagram


Podobny numer części - C-129-1250-TDFB3-SSC2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Source Photonics, Inc.
C-129-1250-TDFB-SSC2 SOURCE-C-129-1250-TDFB-SSC2 Datasheet
970Kb / 6P
   1.25 Gbps CWDM Single Mode Transceiver(5V)
More results

Podobny opis - C-129-1250-TDFB3-SSC2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Optoway Technology Inc
SPS-73120-CXX0G OPTOWAY-SPS-73120-CXX0G Datasheet
150Kb / 4P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73160-CXX0G OPTOWAY-SPS-73160-CXX0G Datasheet
150Kb / 4P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73200-CXX0G OPTOWAY-SPS-73200-CXX0G Datasheet
149Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7385-CXX0G OPTOWAY-SPS-7385-CXX0G_08 Datasheet
153Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73180-CXX0G OPTOWAY-SPS-73180-CXX0G Datasheet
150Kb / 4P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73180-CXX0G OPTOWAY-SPS-73180-CXX0G_08 Datasheet
150Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7380-CXX0G OPTOWAY-SPS-7380-CXX0G_08 Datasheet
153Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73120-CXX0G OPTOWAY-SPS-73120-CXX0G_08 Datasheet
150Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73160-CXX0G OPTOWAY-SPS-73160-CXX0G_08 Datasheet
150Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7350-CXX0G OPTOWAY-SPS-7350-CXX0G_08 Datasheet
153Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com