Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KF10N50FZ Arkusz danych(PDF) 7 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KF10N50FZ
Szczegółowy opis  N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KF10N50FZ Arkusz danych(HTML) 7 Page - KEC(Korea Electronics)

  KF10N50FZ Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KF10N50FZ Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
2008. 10. 29
7/7
KF10N50P/F/PZ/FZ
Revision No : 1
Fig17. Source - Drain Diode Reverse Recovery and dv /dt
IF
IS
VDS
VSD
ISD
(DUT)
VDS
(DUT)
VGS
10V
driver
DUT
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode Forword Voltage drop
Body Diode Forword Current
Body Diode Reverse Current
di/dt
VDD
IRM
0.5
VDSS


Podobny numer części - KF10N50FZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KF10N50FR KEC-KF10N50FR Datasheet
83Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results

Podobny opis - KF10N50FZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1 Datasheet
450Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB6D0N40P KEC-KHB6D0N40P Datasheet
449Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D5N60P1 KEC-KHB7D5N60P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N65P KEC-KHB4D0N65P Datasheet
397Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N80P1 KEC-KHB4D0N80P1 Datasheet
504Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D5N60P KEC-KHB4D5N60P Datasheet
500Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB2D0N60P KEC-KHB2D0N60P Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF4N80F KEC-KF4N80F_15 Datasheet
389Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF7N60P KEC-KF7N60P_15 Datasheet
401Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF10N65F KEC-KF10N65F_15 Datasheet
388Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com