Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KRA111 Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KRA111
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA111 Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA111 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA111 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA111 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA111 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2009. 2. 25
3/4
KRA110~KRA114
Revision No : 0
COLLECTOR CURRENT I (mA)
-0.1
300
-0.3
-1
-3
2k
h
- I
FE
C
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
h
- I
FE
C
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
h
- I
FE
C
C
-10
-30
-100
10
30
50
100
500
1k
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
V =-5V
CE
-0.3
-0.1
100
30
50
10
300
500
1k
2k
V =-5V
-10
-3
-1
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
CE
-100
-30
-0.3
10
-0.1
50
30
100
-10
V =-5V
Ta=-25 C
-1
CE
-3
-100
-30
1k
500
300
2k
Ta=25 C
Ta=100 C
KRA110
KRA111
KRA112
KRA110
-0.3
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
-0.1
-0.05
-0.03
-0.01
-1
-0.5
-0.3
-2
I /I =20
-10
-3
-1
Ta=-25 C
Ta=25 C
Ta=100 C
C
-100
-30
C
V
- I
CE(sat)
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
CE(sat)
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
CE(sat)
C
I /I =20
Ta=-25 C
Ta=100 C
-0.3
-0.1
-0.3
-0.5
-0.01
-0.03
-0.05
-0.1
-1
C
-1
-3
-10
Ta=25 C
KRA111
-2
-30
-100
B
B
Ta=100 C
-0.3
Ta=-25 C
-0.1
-0.05
-0.03
-0.01
-0.1
-1
Ta=25 C
-3
-10
-100
-30
I /I =20
KRA112
-0.5
-0.3
-1
-2
B
C


Podobny numer części - KRA111

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA111M KEC-KRA111M Datasheet
382Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA111S KEC-KRA111S Datasheet
164Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA111S KEC-KRA111S Datasheet
66Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

Podobny opis - KRA111

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com