Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5293 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD5293
Szczegółowy opis  Single-Channel, 1024-Position, 1% R-Tolerance Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5293 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5293 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5293 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
AD5293
Rev. 0 | Page 6 of 20
TIMING DIAGRAMS
t4
t3
t2
t5
t7
t6
D0
D1
X
SYNC
SCLK
t9
t1
t8
DIN
SDO
D6
D7
D2
XC3
C2
RDY
t12
t10
t11
RESET
tRESET
Figure 3. Write Timing Diagram
D0
D1
X
SYNC
SCLK
t9
t14
t13
t11
DIN
SDO
X
D0
X
XC3
RDY
D0
X
X
C3
D0
D1
C3
Figure 4. Read Timing Diagram


Podobny numer części - AD5293

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5293 AD-AD5293 Datasheet
741Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, R-Tolerance Digital Potentiometer
AD5293BRUZ-100 AD-AD5293BRUZ-100 Datasheet
938Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, 1percent R-Tolerance Digital Potentiometer
Rev. D
AD5293BRUZ-100 AD-AD5293BRUZ-100 Datasheet
741Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, R-Tolerance Digital Potentiometer
AD5293BRUZ-100-RL7 AD-AD5293BRUZ-100-RL7 Datasheet
938Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, 1percent R-Tolerance Digital Potentiometer
Rev. D
AD5293BRUZ-100-RL7 AD-AD5293BRUZ-100-RL7 Datasheet
741Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, R-Tolerance Digital Potentiometer
More results

Podobny opis - AD5293

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5293 AD-AD5293_16 Datasheet
741Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, R-Tolerance Digital Potentiometer
AD5293BRUZ-100 AD-AD5293BRUZ-100 Datasheet
938Kb / 24P
   Single-Channel, 1024-Position, 1percent R-Tolerance Digital Potentiometer
Rev. D
AD5231 AD-AD5231_15 Datasheet
536Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
REV. D
AD5235 AD-AD5235_15 Datasheet
788Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Rev. F
AD5235-EP AD-AD5235-EP Datasheet
376Kb / 16P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5235BRUZ250 AD-AD5235BRUZ250 Datasheet
788Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Rev. F
AD5116 AD-AD5116 Datasheet
455Kb / 16P
   Single-Channel, 64-Position, Push Button, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
AD5110 AD-AD5110 Datasheet
524Kb / 28P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, I2C, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
AD5111BCPZ10-RL7 AD-AD5111BCPZ10-RL7 Datasheet
515Kb / 24P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. A
AD5111 AD-AD5111 Datasheet
458Kb / 24P
   Single-Channel, 128-/64-/32-Position, Up/Down, 짹8% Resistor Tolerance, Nonvolatile Digital Potentiometer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com