Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL325 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL325
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±5 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL325
Rev. 0 | Page 6 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 1000 for all typical performance plots, unless otherwise noted.
0
10
20
30
40
50
1.46
1.47
1.48
1.49
1.5
1.51
1.52
1.53
1.54
OUTPUT (V)
Figure 3. X-Axis Zero g Bias at 25°C, VS = 3 V
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
OUTPUT (V)
0
10
20
30
40
Figure 4. Y-Axis Zero g Bias at 25°C, VS = 3 V
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
OUTPUT (V)
0
5
10
15
20
25
30
Figure 5. Z-Axis Zero g Bias at 25°C, VS = 3 V
0
10
20
30
40
50
60
–0.22
–0.20
–0.18
–0.16
–0.14
–0.12
VOLTAGE (V)
Figure 6. X-Axis Self Test Response at 25°C, VS = 3 V
VOLTAGE (V)
0
10
20
30
40
50
60
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
Figure 7. Y-Axis Self Test Response at 25°C, VS = 3 V
VOLTAGE (V)
0
10
20
30
40
50
60
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36
Figure 8. Z-Axis Self Test Response at 25°C, VS = 3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl