Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL326 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL326
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±16 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL326
Rev. 0 | Page 8 of 16
0
5
10
15
20
25
30
35
0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060 0.061
SENSITIVITY (V/g)
Figure 15. X-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060 0.061
SENSITIVITY (V/g)
Figure 16. Y-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
0.053 0.054 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059 0.060 0.061
SENSITIVITY (V/g)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Figure 17. Z-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 3 V
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
0.051
0.053
0.055
0.057
0.059
0.061
N = 8
Figure 18. X-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
0.051
0.053
0.055
0.057
0.059
0.061
N = 8
Figure 19. Y-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
0.051
0.053
0.055
0.057
0.059
0.061
N = 8
Figure 20. Z-Axis Sensitivity vs. Temperature,
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl