Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL327BCPZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL327BCPZ-RL
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
ADXL327
Rev. 0 | Page 9 of 16
0
100
200
300
400
500
600
1.52.02.53.03.54.0
SUPPLY (V)
Figure 21. Typical Current Consumption vs. Supply Voltage
1
2
3
4
OUTPUTS ARE OFFSET
FOR CLARITY
CH1: POWER, 2V/DIV
CH2: XOUT, 500mV/DIV
CH4: ZOUT, 500mV/DIV
TIME (1ms/DIV)
CH3: YOUT, 500mV/DIV
Figure 22. Typical Turn-On Time, VS = 3 V
CX = CY = CZ = 0.0047 μF




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl