Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADXL346BCCZ Arkusz danych(PDF) 31 Page - Analog Devices

Numer części ADXL346BCCZ
Szczegółowy opis  3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power Digital Accelerometer
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL346BCCZ Arkusz danych(HTML) 31 Page - Analog Devices

Back Button ADXL346BCCZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices ADXL346BCCZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 32 page
background image
Preliminary Technical Data
ADXL346
Rev. PrC | Page 31 of 32
OUTLINE DIMENSIONS
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
END VIEW
SEATING
PLANE
1.00
0.95
0.85
3.10
3.00 SQ
2.90
A1 PAD
CORNER
0.79
0.74
0.69
0.50
0.275
0.10
0.350
0.250
1
6
8
9
13
16
14
5
0.50
BSC
Figure 48. 16-Terminal Land Grid Array [LGA]
(CC-16-3)
Solder Terminations Finish Is Au over Ni
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Measurement
Range (g)
Specified
Voltage (V)
Temperature
Range
Package Description
Package
Option
ADXL346BCCZ1
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−40°C to +85°C
16-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-16-3
ADXL346BCCZ-RL1
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−40°C to +85°C
16-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-16-3
ADXL346BCCZ-RL71
±2, ±4, ±8, ±16
2.5
−40°C to +85°C
16-Terminal Land Grid Array [LGA]
CC-16-3
EVAL-ADXL346Z1
Evaluation Board
EVAL-ADXL346Z-M1
Analog Devices Inertial Sensor Evaluation
System, Includes ADXL346 Satellite
EVAL-ADXL346Z-S1
ADXL346 Satellite, Standalone
1 Z = RoHS Compliant Part.


Podobny numer części - ADXL346BCCZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADXL346 AD-ADXL346 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ AD-ADXL346ACCZ Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ-RL AD-ADXL346ACCZ-RL Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346ACCZ-RL7 AD-ADXL346ACCZ-RL7 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL346 AD-ADXL346_1 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
More results

Podobny opis - ADXL346BCCZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADXL346 AD-ADXL346_1 Datasheet
704Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power DIgital Accelerometer
REV. 0
ADXL344 AD-ADXL344 Datasheet
593Kb / 40P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g Ultralow Power Digital MEMS Accelerometer
ADXL343 AD-ADXL343 Datasheet
649Kb / 36P
   3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g/짹16 g
Rev. PrA
ADXL367 AD-ADXL367 Datasheet
2Mb / 64P
   Micropower, 3-Axis, 짹2 g/짹4 g/짹8 g Digital Output MEMS Accelerometer
Rev. 0
ADXL313 AD-ADXL313 Datasheet
598Kb / 28P
   3-Axis, 짹0.5 g/짹1 g/짹2 g/짹4 g Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL317 AD-ADXL317 Datasheet
637Kb / 38P
   3-Axis, 짹16 g, I2S Digital Accelerometer
ADXL326 AD-ADXL326 Datasheet
308Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹16 g Accelerometer
REV. 0
ADXL312ACPZ AD-ADXL312ACPZ Datasheet
434Kb / 32P
   3-Axis, 짹1.5 g/짹3 g/짹6 g/짹12 g Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL327 AD-ADXL327 Datasheet
330Kb / 16P
   Small, Low Power, 3-Axis 짹2 g Accelerometer
REV. 0
ADXL312 AD-ADXL312_V01 Datasheet
507Kb / 32P
   3-Axis, 짹1.5 g/짹3 g/짹6 g/짹12 g Digital Accelerometer
Rev. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com