Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL327BCPZ-RL7 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL327BCPZ-RL7
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL327
Rev. 0 | Page 7 of 16
0
10
20
30
40
50
60
70
–1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 9. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
–1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
0
10
20
30
40
50
60
Figure 10. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
0
10
20
30
40
50
60
–3.0 –2.5 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 11. Z-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient, VS = 3 V
1.43
1.45
1.47
1.49
1.51
1.53
1.55
1.57
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
N = 8
Figure 12. X-Axis Zero g Bias vs. Temperature, Eight Parts Soldered to PCB
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
1.43
1.45
1.47
1.49
1.51
1.53
1.55
1.57
N = 8
Figure 13. Y-Axis Zero g Bias vs. Temperature, Eight Parts Soldered to PCB
–40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPERATURE (°C)
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
N = 8
Figure 14. Z-Axis Zero g Bias vs. Temperature, Eight Parts Soldered to PCB




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl