Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL327BCPZ-RL7 Datasheet(Arkusz danych) 14 Page - Analog Devices

Numer części ADXL327BCPZ-RL7
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 14 page
background image
ADXL327
Rev. 0 | Page 14 of 16
OUTLINE DIMENSIONS
16
5
13
8
9
12
1
4
0.65 BSC
2.43
1.75 SQ
1.08
1.95 BSC
0.20 MIN
PIN 1
INDICATOR
0.20 MIN
SEATING
PLANE
1.50
1.45
1.40
PIN 1
INDICATOR
COPLANARITY
0.05
0.05 MAX
0.02 NOM
0.35
0.30
0.25
0.55
0.50
0.45
4.15
4.00 SQ
3.85
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
*STACKED DIE WITH GLASS SEAL.
TOP VIEW
EXPOSED
PAD
(BOTTOM VIEW)
Figure 27. 16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_LQ]
4 mm × 4 mm Body, 1.45 mm Thick Quad
(CP-16-5a*)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Measurement Range
Specified Voltage
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADXL327BCPZ1
±2 g
3 V
−40°C to +85°C
16-Lead LFCSP_LQ
CP-16-5a
ADXL327BCPZ–RL1
±2 g
3 V
−40°C to +85°C
16-Lead LFCSP_LQ
CP-16-5a
ADXL327BCPZ–RL71
±2 g
3 V
−40°C to +85°C
16-Lead LFCSP_LQ
CP-16-5a
EVAL-ADXL327Z1
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl