Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC1954 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Transcom, Inc.

Numer części TC1954
Szczegółowy opis  14 18 GHz 2W PA MMIC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC1954 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Transcom, Inc.

  TC1954 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1954 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1954 Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc. TC1954 Datasheet HTML 4Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TC1954
PRE.1_06/21/2006
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 2 / 4
ASSEMBLY DIAGRAM
RFIN
RFOUT
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
150pF
0.1uF
Vd
(10mil Ribbon)


Podobny numer części - TC1954

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TC1950 TRANSCOM-TC1950 Datasheet
125Kb / 4P
   14 - 18 GHz LNA MMIC
TC1952 TRANSCOM-TC1952 Datasheet
139Kb / 4P
   14 - 18 GHz 26dBm Driver MMIC
TC1953A TRANSCOM-TC1953A Datasheet
74Kb / 3P
   13.75 - 14.5 GHz 21 dBm MMIC
TC1953P TRANSCOM-TC1953P Datasheet
177Kb / 3P
   13.75 - 14.75 GHz 1W MMIC
More results

Podobny opis - TC1954

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TC1985 TRANSCOM-TC1985 Datasheet
100Kb / 4P
   29 - 36 GHz 2W PA MMIC
TC5285C TRANSCOM-TC5285C Datasheet
644Kb / 7P
   27 ??29.5 GHz 2W PA MMIC(Chip Form)
TC1950 TRANSCOM-TC1950 Datasheet
125Kb / 4P
   14 - 18 GHz LNA MMIC
TC1902 TRANSCOM-TC1902 Datasheet
271Kb / 4P
   6 - 18 GHz 28dBm PA MMIC
TC3741 TRANSCOM-TC3741 Datasheet
158Kb / 2P
   9.5 – 10.5 GHz 2W Single Bias MMIC
TC1952 TRANSCOM-TC1952 Datasheet
139Kb / 4P
   14 - 18 GHz 26dBm Driver MMIC
logo
List of Unclassifed Man...
TC3151 ETC-TC3151 Datasheet
108Kb / 3P
   2.4 GHz 2W MMIC
logo
Transcom, Inc.
TC3141 TRANSCOM-TC3141 Datasheet
89Kb / 3P
   2.4 GHz 2W MMIC
TC3341 TRANSCOM-TC3341 Datasheet
177Kb / 3P
   3.3 - 3.7 GHz 2W MMIC
TC3143 TRANSCOM-TC3143 Datasheet
124Kb / 4P
   2.1 - 2.2 GHz 2W MMIC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com