Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STD-1250P Arkusz danych(PDF) 2 Page - Volgen Kaga Electronics Inc.

Numer części STD-1250P
Szczegółowy opis  ADAPTER - 65W
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VOLGEN [Volgen Kaga Electronics Inc.]
Strona internetowa  http://www.volgen.com
Logo VOLGEN - Volgen Kaga Electronics Inc.

STD-1250P Arkusz danych(HTML) 2 Page - Volgen Kaga Electronics Inc.

  STD-1250P Datasheet HTML 1Page - Volgen Kaga Electronics Inc. STD-1250P Datasheet HTML 2Page - Volgen Kaga Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NO
MODEL NAME Voltage(V)
Current(A)
Power(W)
1
STD-1250P
12
5
60
2
STD-1543P
15
4.3
65
3
STD-1640P
16
4
64
4
STD-1836P
18
3.6
65
5
STD-1934P
19
3.4
65
6
STD-2032P
20
3.25
65
7
STD-2427P
24
2.7
65
MODEL
Kaga Electronics (USA) Inc.
www.volgen.com
information@volgen.com
MECHANICAL DRAWING


Podobny numer części - STD-1250P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Volgen Kaga Electronics...
STD-1201 VOLGEN-STD-1201 Datasheet
63Kb / 2P
   ADAPTER - 5W/10W
STD-12012T VOLGEN-STD-12012T Datasheet
75Kb / 2P
   ADAPTER-18W
STD-12016T VOLGEN-STD-12016T Datasheet
75Kb / 2P
   ADAPTER-18W
STD-1203 VOLGEN-STD-1203 Datasheet
103Kb / 2P
   ADAPTER - 36W / 48W/ 60W
STD-1204 VOLGEN-STD-1204 Datasheet
103Kb / 2P
   ADAPTER - 36W / 48W/ 60W
More results

Podobny opis - STD-1250P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MORNSUN Science& Techno...
MX06509DA MORNSUN-MX06509DA Datasheet
328Kb / 4P
   65W AC/DC Adapter
logo
FSP TECHNOLOGY INC.
FSP050-DHAN3 FSP-FSP050-DHAN3 Datasheet
4Mb / 3P
   50W ~ 65W 12V Adapter
2018.12 spec
logo
MORNSUN Science& Techno...
MW06509DA MORNSUN-MW06509DA Datasheet
331Kb / 4P
   65W AC/DC Adapter
MY06509DA MORNSUN-MY06509DA Datasheet
428Kb / 4P
   65W AC/DC Adapter
logo
Mospec Semiconductor
2N6666 MOSPEC-2N6666 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(65W)
2N6386 MOSPEC-2N6386 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(65W)
logo
SL Power Electronics
TB65 SLPOWER-TB65_16 Datasheet
641Kb / 6P
   65W Single Output
logo
MORNSUN Science& Techno...
LO65-10B05 MORNSUN-LO65-10B05 Datasheet
856Kb / 4P
   65W, AC-DC converter
logo
Mospec Semiconductor
BD243 MOSPEC-BD243 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,65W)
logo
M/A-COM Technology Solu...
NPT35050A MA-COM-NPT35050A_15 Datasheet
673Kb / 10P
   65W RF Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com