Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC7SZ08AFS Arkusz danych(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TC7SZ08AFS
Szczegółowy opis  2-Input AND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7SZ08AFS Arkusz danych(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7SZ08AFS Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7SZ08AFS Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7SZ08AFS Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7SZ08AFS Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7SZ08AFS Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7SZ08AFS Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TC7SZ08AFS
2009-09-09
3
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Ta
= 25°C
Ta
= −40 to 85°C
Characteristics
Symbol
Test Condition
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
1.65 to 1.95
VCC
× 0.75
VCC
× 0.75
High-level input
voltage
VIH
2.3 to 5.5
VCC
× 0.7
VCC
× 0.7
V
1.65 to 1.95
VCC
× 0.25
VCC
× 0.25
Low-level input
voltage
VIL
2.3 to 5.5
VCC
× 0.3
VCC
× 0.3
V
1.65
1.55
1.65
1.55
2.3
2.2
2.3
2.2
3.0
2.9
3.0
2.9
IOH = −100 μA
4.5
4.4
4.5
4.4
IOH = −4 mA
1.65
1.29
1.52
1.29
IOH = −8 mA
2.3
1.9
2.15
1.9
IOH = −16 mA
3.0
2.4
2.8
2.4
IOH = −24 mA
3.0
2.3
2.68
2.3
High-level output
voltage
VOH
VIN = VIH
IOH = −32 mA
4.5
3.8
4.2
3.8
V
1.65
0
0.1
0.1
2.3
0
0.1
0.1
3.0
0
0.1
0.1
IOL = 100 μA
4.5
0
0.1
0.1
IOL = 4 mA
1.65
0.08
0.24
0.24
IOL = 8 mA
2.3
0.1
0.3
0.3
IOL = 16 mA
3.0
0.15
0.4
0.4
IOL = 24 mA
3.0
0.22
0.55
0.55
Low-level output
voltage
VOL
VIN = VIL
or VIH
IOL = 32 mA
4.5
0.22
0.55
0.55
V
Input leakage current
IIN
VIN = 5.5 V or GND
0 to 5.5
±1
±10
μA
Quiescent supply
current
ICC
VIN = VCC or GND
1.65 to 5.5
1
10
μA


Podobny numer części - TC7SZ08AFS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ08AFE TOSHIBA-TC7SZ08AFE Datasheet
150Kb / 4P
   2 INPUT AND GATE
TC7SZ08AFE TOSHIBA-TC7SZ08AFE Datasheet
135Kb / 6P
   2 Input AND Gate
TC7SZ08AFE TOSHIBA-TC7SZ08AFE_07 Datasheet
135Kb / 6P
   2 Input AND Gate
More results

Podobny opis - TC7SZ08AFS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S08F TOSHIBA-TC7S08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV1G08A HITACHI-HD74LV1G08A Datasheet
52Kb / 10P
   2-input AND Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08 Datasheet
96Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SH08FS TOSHIBA-TC7SH08FS Datasheet
172Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F_01 Datasheet
227Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SET08F TOSHIBA-TC7SET08F_02 Datasheet
205Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08_11 Datasheet
155Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
U74HC2G08 UTC-U74HC2G08_15 Datasheet
164Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G08 RENESAS-HD74HCT1G08 Datasheet
51Kb / 8P
   2-input AND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G08 PHILIPS-74AHCT1G08 Datasheet
75Kb / 16P
   2-input AND gate
2002 Jun 06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com