Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FM120-N Arkusz danych(PDF) 3 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

Numer części FM120-N
Szczegółowy opis  CHIIIP SCHOTTKY BARRIIIER RECTIIIFIIIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
Strona internetowa  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

FM120-N Arkusz danych(HTML) 3 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  FM120-N Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL FM120-N Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL FM120-N Datasheet HTML 3Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.paceleader.tw
FM120-N THRU FM1100-N
Pinning information
1
2
2
1
Pin1
cathode
Pin2
anode
Pin
Simplified outline
Symbol
Marking
Type number
Marking code
FM120-N
12
FM130-N
13
FM140-N
14
FM150-N
15
FM160-N
16
FM180-N
18
FM1100-N
10
Suggested solder pad layout
Dimensions in inches and (millimeters)
A
C
B
B
0.039 (1.00)
A
0.059 (1.50)
C
0.051 (1.30)
PACKAGE
SOD-323
Page 4
Document ID
Issued Date
RevisedDate
Revision
Page.
DS-121612
2008/02/10
-
A
7
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
3
CHIP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
CHIP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
CHIP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
CHIP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER


Podobny numer części - FM120-N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Formosa MS
FM120-N FORMOSA-FM120-N Datasheet
71Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM120-N FORMOSA-FM120-N Datasheet
37Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Formosa MS
FM120-NS FORMOSA-FM120-NS Datasheet
100Kb / 7P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Frontier Electronics.
FM120-NS FRONTIER-FM120-NS Datasheet
612Kb / 3P
   1A SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, 20V-40V
More results

Podobny opis - FM120-N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microdiode Electronics ...
SM5817 CHENDA-SM5817 Datasheet
615Kb / 2P
   SCHOTTKY
logo
IXYS Corporation
DSB60C45PB IXYS-DSB60C45PB Datasheet
113Kb / 2P
   Schottky
logo
Microdiode Electronics ...
LM5817 CHENDA-LM5817 Datasheet
710Kb / 2P
   SCHOTTKY MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
RB550V-30 AITSEMI-RB550V-30 Datasheet
615Kb / 7P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.1
RB551V-30 AITSEMI-RB551V-30 Datasheet
424Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.0
RB050L-40 AITSEMI-RB050L-40 Datasheet
454Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.0
RB491D AITSEMI-RB491D Datasheet
447Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.0
RB520S-30 AITSEMI-RB520S-30 Datasheet
427Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.2
B5817W AITSEMI-B5817W Datasheet
566Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.0
RB751V-40 AITSEMI-RB751V-40 Datasheet
436Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODE
REV1.1
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com