Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

ATmega16-16PU Arkusz danych(PDF) 60 Page - ATMEL Corporation

Numer części ATmega16-16PU
Szczegółowy opis  8-bit Microcontroller with 16K Bytes In-Syustem Programmable Flash
Download  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ATMEL [ATMEL Corporation]
Strona internetowa  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega16-16PU Arkusz danych(HTML) 60 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega16-16PU Datasheet HTML 56Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 57Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 58Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 59Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 60Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 61Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 62Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 63Page - ATMEL Corporation ATmega16-16PU Datasheet HTML 64Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 357 page
background image
60
2466S–AVR–05/09
ATmega16(L)
Table 26. Overriding Signals for Alternate Functions in PB7..PB4
Signal
Name
PB7/SCK
PB6/MISO
PB5/MOSI
PB4/SS
PUOE
SPE • MSTR
SPE • MSTR
SPE • MSTR
SPE • MSTR
PUOV
PORTB7 • PUD
PORTB6 • PUD
PORTB5 • PUD
PORTB4 • PUD
DDOE
SPE • MSTR
SPE • MSTR
SPE • MSTR
SPE • MSTR
DDOV
0
0
0
0
PVOE
SPE • MSTR
SPE • MSTR
SPE • MSTR
0
PVOV
SCK OUTPUT
SPI SLAVE OUTPUT
SPI MSTR OUTPUT
0
DIEOE
0
0
0
0
DIEOV
0
0
0
0
DI
SCK INPUT
SPI MSTR INPUT
SPI SLAVE INPUT
SPI SS
AIO
Table 27. Overriding Signals for Alternate Functions in PB3..PB0
Signal
Name
PB3/OC0/AIN1
PB2/INT2/AIN0
PB1/T1
PB0/T0/XCK
PUOE
0
0
0
0
PUOV
0
0
0
0
DDOE
0
0
0
0
DDOV
0
0
0
0
PVOE
OC0 ENABLE
0
0
UMSEL
PVOV
OC0
0
0
XCK OUTPUT
DIEOE
0
INT2 ENABLE
0
0
DIEOV
0
1
0
0
DI
INT2 INPUT
T1 INPUT
XCK INPUT/T0 INPUT
AIO
AIN1 INPUT
AIN0 INPUT


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn