Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDEIR6D31FNP-1R5NC Arkusz danych(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

Numer części CDEIR6D31FNP-1R5NC
Szczegółowy opis  SMD Power Inductor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SUMIDA [Sumida Corporation]
Strona internetowa  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDEIR6D31FNP-1R5NC Arkusz danych(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CDEIR6D31FNP-1R5NC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDEIR6D31FNP-1R5NC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
Features
Size: 7.3
×
7.1mm Max. (L
×
W) ,3.2mm Max height.
Operating temperature range: -40
~+105
.
Magnetically shielded.
RoHS and Halogen-Free Compliance.
Applications
Low DCR high current SMD inductor for Mother board, Graphic card,
Notebook, PDA and other high current application.
Shapes and Dimensions/Recommended Land Patterns(mm)
SMD Power Inductor
SMD Power Inductor
SMD Power Inductor
SMD Power Inductor
CDEIR6D31F
CDEIR6D31F
CDEIR6D31F
CDEIR6D31F
◆ Land pattern
◆ Dimensions
Schematics (Bottom)


Podobny numer części - CDEIR6D31FNP-1R5NC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
CDEIR6D31FNP-1R5NC SUMIDA-CDEIR6D31FNP-1R5NC Datasheet
134Kb / 4P
   Ferrite core construction.
CDEIR6D31FNP-1R5NC SUMIDA-CDEIR6D31FNP-1R5NC Datasheet
134Kb / 3P
   SMD Power Inductor
More results

Podobny opis - CDEIR6D31FNP-1R5NC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
CDH5D16 SUMIDA-CDH5D16 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Power Inductor SMD Power Inductor
logo
Allied Components Inter...
PCSE15Q8 ALLIED-PCSE15Q8 Datasheet
926Kb / 1P
   SMD Power Inductor
logo
Sumida Corporation
CDRH127HP SUMIDA-CDRH127HP Datasheet
338Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH125L125 SUMIDA-CDRH125L125_14 Datasheet
264Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH30D14R SUMIDA-CDRH30D14R_14 Datasheet
206Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDRH4D18 SUMIDA-CDRH4D18_14 Datasheet
272Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH4D16FB SUMIDA-CDRH4D16FB_14 Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14_14 Datasheet
171Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH2D11HP SUMIDA-CDRH2D11HP_14 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDRH2D09C SUMIDA-CDRH2D09C_14 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDR10D48MN SUMIDA-CDR10D48MN_13 Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com