Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L-00501VY-S Arkusz danych(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd. |
|
L-00501VY-S Arkusz danych(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd. |
2 / 5 page PIN NO.1 Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted. 2.Specifications are subject to change without notice. Package Dimensions PART NO. LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD. Property of Ligitek Only Dimensions:97.44x60x3.6(mm) View Area:97.44x40(mm) Edge Backlight Mobile Phone PDA LCD Backlight Instrumental Panel Chip Emitting Color Features Yellow Applications 86 97.44 70.4 60 50 ψ4.5 40 2.4 5.0 2.0 1.6 8.0 5.0 1.6 L-00501VY-S 1/4 Page |
Podobny numer części - L-00501VY-S |
|
Podobny opis - L-00501VY-S |