Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA138B-E-S1-PF Arkusz danych(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA138B-E-S1-PF
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA138B-E-S1-PF Arkusz danych(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA138B-E-S1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Page 2/5
UNIT
mA
mA
E
120
30
Ratings
IFP
IF
Parameter
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Forward Current
Symbol
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
μA
10
-40 ~ +85
-40 ~ +100
Ir
Operating Temperature
Storage Temperature
Reverse Current @5V
Topr
Tstg
Power Dissipation
PD
100
mW
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Forward
voltage
@20mA(V)
12
50
Min.
Max.
8.0
2.6
Typ.
1.7
45
635
Min.
Peak
wave
length
λPnm
Spectral
halfwidth
△λnm
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
COLOR
MATERIAL
PART NO
GaAsP/GaP
Emitted
Orange
LA138B/E-S1-PF
Lens
Orange Diffused
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO. LA138B/E-S1-PF


Podobny numer części - LA138B-E-S1-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA138B-EG-S4-PF LIGITEK-LA138B-EG-S4-PF Datasheet
126Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA138B-E-S1-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com